Part Number Hot Search : 
109002 1620B HC705J2 FTX751S C8051 100TS60S 3HMN33 ZMY27
Product Description
Full Text Search
 

To Download SMZ107 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 SMZ1 ... SMZ200 (2 W)
SMZ1 ... SMZ200 (2 W)
Surface Mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology) Flachendiffundierte Si-Zener-Dioden fur die Oberflachenmontage Version 2006-04-27 Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung Nominal Z-voltage Nominale Z-Spannung
0.5 2.5
2W 1...200 V DO-213AB 0.12 g
Type Typ
Plastic case MELF Kunststoffgehause MELF Weight approx. - Gewicht ca. Plastic material has UL classification 94V-0 Gehausematerial UL94V-0 klassifiziert Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle
5.0
Dimensions - Mae [mm]
Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~ 5%) standard. Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request. Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausfuhrung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~ 5%). Andere Toleranzen oder hohere Arbeitsspannungen auf Anfrage.
Maximum ratings and Characteristics Power dissipation Verlustleistung Non repetitive peak power dissipation, t < 10 ms Einmalige Impuls-Verlustleistung, t < 10 ms TA = 50C TA = 25C Ptot PZSM Tj TS RthA RthT
0.5
Grenz- und Kennwerte SMZ-series 2 W 1) 60 W +150C -50...+175C <45 K/W 1) <15 K/W
Max. operating junction temperature - Max. Sperrschichttemperatur Storage temperature - Lagerungstemperatur Thermal resistance junction to ambient air Warmewiderstand Sperrschicht - umgebende Luft Thermal resistance junction to terminal Warmewiderstand Sperrschicht - Anschluss
23
Zener voltages see table on next page - Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nachsten Seite
1 2 3
Mounted on P.C. board with 50 mm2 copper pads at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 50 mm2 Kupferbelag (Lotpad) an jedem Anschluss Tested with pulses - Gemessen mit Impulsen The SMZ1 is a diode operated in forward mode. Hence, the index of all parameters should be "F" instead of "Z". The cathode, indicated by a white band, has to be connected to the negative pole. Die SMZ1 ist eine in Durchlass betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index "F" anstatt "Z" zu setzten. Die mit weiem Balken gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden. http://www.diotec.com/
(c) Diotec Semiconductor AG
1
SMZ1 ... SMZ200 (2 W) Maximum ratings
Type Typ Zener voltage ) Zener-Spannung 2) IZ = IZtest Vzmin [V] SMZ13) SMZ5.6 SMZ6.2 SMZ6.8 SMZ7.5 SMZ8.2 SMZ9.1 SMZ10 SMZ11 SMZ12 SMZ13 SMZ15 SMZ16 SMZ18 SMZ20 SMZ22 SMZ24 SMZ27 SMZ30 SMZ33 SMZ36 SMZ39 SMZ43 SMZ47 SMZ51 SMZ56 SMZ62 SMZ68 SMZ75 SMZ82 SMZ91 SMZ100 SMZ110 SMZ120 SMZ130 SMZ150 SMZ160 SMZ180 SMZ200 0.71 5.2 5.8 6.4 7.0 7.7 8.5 9.4 10.4 11.4 12.4 13.8 15.3 16.8 18.8 20.8 22.8 25.1 28 31 34 37 40 44 48 52 58 64 70 77 85 94 104 114 124 138 153 168 188 Vzmax [V] 0.82 6.0 6.6 7.2 7.9 8.7 9.6 10.6 11.6 12.7 14.1 15.6 17.1 19.1 21.2 23.3 25.6 28.9 32 35 38 41 46 50 54 60 66 72 79 88 96 106 116 127 141 156 171 191 212
2
Grenzwerte
Test current Mestrom IZtest [mA] 100 100 100 100 100 100 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 25 25 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Dynamic resistance Diff. Widerstand IZtest / f = 1 kHz rzj [] 0.5 (<1) 1 (<3) 1 (<2) 1 (<2) 1 (<2) 1 (<2) 2 (<4) 2 (<4) 4 (<7) 4 (<7) 5 (<10) 5 (<10) 6 (<15) 6 (<15) 6 (<15) 6 (<15) 7 (<15) 7 (<15) 8 (<15) 8 (<15) 16 (<40) 20 (<40) 24 (<45) 24 (<45) 25 (<60) 25 (<60) 25 (<80) 25 (<80) 30 (<100) 30 (<100) 40 (<200) 60 (<200) 80 (<250) 80 (<250) 90 (<300) 100 (<300) 110 (<350) 120 (<350) 150 (<350) Temp. Coeffiz. of Z-voltage ...der Z-Spannung VZ [10-4 /C] -26...-16 -3...+5 -1...+6 0...+7 0...+7 +3...+8 +3...+8 +5...+9 +5...+10 +5...+10 +5...+10 +5...+10 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +6...+11 +7...+12 +7...+12 +7...+12 +7...+12 +8...+13 +8...+13 +8...+13 +8...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 +9...+13 Reverse volt. Sperrspanng. IR = 1 A VR [V] - > 0.5 / 3 A > 1.5 >2 >2 > 3.5 > 3.5 >5 >5 >7 >7 > 10 > 10 > 10 > 10 > 12 > 12 > 14 > 14 > 17 > 17 > 20 > 20 > 24 > 24 > 28 > 28 > 34 > 34 > 41 > 41 > 50 > 50 > 60 > 60 > 75 > 75 > 90 > 90 Z-current 1) Z-Strom 1) TA = 50C IZmax [mA] 1200 333 303 278 253 230 208 189 172 157 142 128 117 105 94 86 78 69 63 57 53 49 43 40 37 33 30 28 25 23 21 19 17 16 14 13 12 10 9
1
Notes see previous page - Funoten siehe vorhergehende Seite http://www.diotec.com/ (c) Diotec Semiconductor AG
2


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SMZ107

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X